công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NTMFS4898NF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NTMFS4898NF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET 30 V, 117 A, Single N?묬hannel, SO??FL
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NTMFS4898NF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  NTMFS4898NF Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NTMFS4898NF Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NTMFS4898NF Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NTMFS4898NF Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NTMFS4898NF Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NTMFS4898NF Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
NTMFS4898NF
http://onsemi.com
4
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 3. On−Resistance vs. Gate−to−Source
Voltage
Figure 4. On−Resistance vs. Drain Current and
Gate Voltage
VGS, GATE−TO−SOURCE VOLTAGE (V)
ID, DRAIN CURRENT (A)
10
9
8
7
5
4
3
0.001
0.003
0.005
0.007
0.011
0.013
0.019
70
60
50
30
20
10
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
Figure 5. On−Resistance Variation with
Temperature
Figure 6. Drain−to−Source Leakage Current
vs. Voltage
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
125
100
75
50
25
0
−25
−50
0.6
0.7
1.0
1.2
1.5
1.8
Figure 7. Capacitance Variation
Figure 8. Gate−to−Source and
Drain−to−Source Voltage vs. Total Charge
VDS, DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (V)
Qg, TOTAL GATE CHARGE (nC)
32
20
16
12
8
0
0
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4500
45
35
30
25
20
10
5
0
0
2
4
10
11
6
0.009
ID = 30 A
TJ = 25°C
40
100
TJ = 25°C
VGS = 4.5 V
VGS = 10 V
150
ID = 30 A
VGS = 10 V
500
TJ = 25°C
VGS = 0 V
Coss
Ciss
Crss
15
40
8
6
ID = 30 A
TJ = 25°C
VDD = 15 V
VGS = 10 V
QT
Qgd
Qgs
0.9
1.1
1.4
1.6
0.8
1.3
4000
424
28
50
0.015
0.017
1.7
1
3
9
7
5
90
80
1.0E−04
1.0E−01
VDS, DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (V)
15
10
30
20
1.0E−06
25
1.0E−02
5
VGS = 0 V
TJ = 150°C
TJ = 125°C
TJ = 25°C
1.0E−03
1.0E−05



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com