công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV431BQLPR bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLV431BQLPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLV431BQLPR bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Texas Instruments

Back Button TLV431BQLPR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TLV431BQLPR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 39 page
background image
TLV431, TLV431A, TLV431B
LOW-VOLTAGE ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
SLVS139T − JULY 1996 − REVISED JUNE 2007
14
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
02
4
6
t − Time − s
EQUIVALENT INPUT NOISE VOLTAGE
OVER A 10-s PERIOD
810
10
8
6
4
2
0
−2
−4
−6
−8
−10
f = 0.1 Hz to 10 Hz
IK = 1 mA
TA = 25°C
_
+
1
µF
750
Ω
1 k
Ω
470
µF
3 V
TLV431
or
TLV431A
or
TLV431B
33 k
Ω
TLE2027
TEST CIRCUIT FOR 0.1-Hz TO 10-Hz EQUIVALENT NOISE VOLTAGE
+
33 k
Ω
10 k
Ω
_
+
16
Ω
0.1
µF
160 k
Ω
820
Ω
+
2200
µF
TP
2.2
µF
CRO
1 M
Ω
TLE2027
0.47
µF
10 k
Ω
+
Figure 12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com