| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TL084 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TL084 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Texas Instruments |
|
25 / 38 page ![]() Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant TL084ACNSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 TL084BCDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TL084CDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TL084CNSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 TL084CPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 TL084IDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm) TL081ACDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL081BCDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL081CDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL081CPSR SO PS 8 2000 346.0 346.0 33.0 TL081IDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL082ACDR SOIC D 8 2500 346.0 346.0 29.0 TL082ACDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL082ACPSR SO PS 8 2000 346.0 346.0 33.0 TL082BCDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL082CDR SOIC D 8 2500 346.0 346.0 29.0 TL082CDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 30-Jul-2010 Pack Materials-Page 2 |