công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDCE706PWRG4 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CDCE706PWRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  PROGRAMMABLE 3-PLL CLOCK SYNTHESIZER/MULTIPLIER/DIVIDER
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CDCE706PWRG4 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Texas Instruments

Back Button CDCE706PWRG4 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments CDCE706PWRG4 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments CDCE706PWRG4 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments CDCE706PWRG4 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments CDCE706PWRG4 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments CDCE706PWRG4 Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments CDCE706PWRG4 Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments CDCE706PWRG4 Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments CDCE706PWRG4 Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 40 page
background image
MECHANICAL DATA
MTSS001C – JANUARY 1995 – REVISED FEBRUARY 1999
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
14 PINS SHOWN
0,65
M
0,10
0,10
0,25
0,50
0,75
0,15 NOM
Gage Plane
28
9,80
9,60
24
7,90
7,70
20
16
6,60
6,40
4040064/F 01/97
0,30
6,60
6,20
8
0,19
4,30
4,50
7
0,15
14
A
1
1,20 MAX
14
5,10
4,90
8
3,10
2,90
A MAX
A MIN
DIM
PINS **
0,05
4,90
5,10
Seating Plane
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com