công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BR310 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rectron Semiconductor

tên linh kiện BR310
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor

BR310 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rectron Semiconductor

  BR310 Datasheet HTML 1Page - Rectron Semiconductor BR310 Datasheet HTML 2Page - Rectron Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RECTRON
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES ( BR305 THRU BR310 )
FIG. 1 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
8.3ms Single Half Sine-Wave
(JEDED Method)
SURGE CURRENT
60
50
40
30
20
10
0
0
2
4
6
10
20
40
60
100
FIG. 4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE, (%)
TJ = 25
0
20
40
60
80
100
120
140
10
1.0
0.1
.01
Single Phase Half Wave
60Hz Inductive or
Resistive Load
FIG. 2 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
CASE TEMPERATURE, (
)
0
50
100
150
0
1
2
3
4
FIG. 3 - TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, (V)
TJ = 25
Pulse Width = 300us
1% Duty Cycle
10
1.0
.1
.01
.4
.6
.8
1.0
1.2
1.4
1.6



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com