| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TL062IDE4 bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TL062IDE4 bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Texas Instruments |
|
27 / 42 page ![]() Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant TL064CDBR SSOP DB 14 2000 330.0 16.4 8.2 6.6 2.5 12.0 16.0 Q1 TL064CDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TL064CNSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 TL064CPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 TL064IDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TL064INSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm) TL061ACDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL061CDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL061CDR SOIC D 8 2500 346.0 346.0 29.0 TL061CPSR SO PS 8 2000 346.0 346.0 33.0 TL061IDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL061IDR SOIC D 8 2500 346.0 346.0 29.0 TL062ACDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL062ACPSR SO PS 8 2000 346.0 346.0 33.0 TL062BCDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL062CDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL062CDR SOIC D 8 2500 346.0 346.0 29.0 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 30-Jul-2010 Pack Materials-Page 2 |