| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TL431ILP bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TL431ILP bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Texas Instruments |
|
24 / 75 page ![]() 19.1 V VCC TLE2027 TLE2027 AV = 10 V/mV VEE 0.1 µF 160 kΩ 820 Ω (DUT) TL431 16 Ω 910 Ω 2000 µF 1 kΩ VEE VCC 1 µF 16 kΩ 16 kΩ 1 µF 33 kΩ 33 kΩ AV = 2 V/V 22 µF 500 µF To Oscilloscope −1 −2 −4 −5 −6 3 −3 0 1 2 3 4 5 6 1 0 2 EQUIVALENT INPUT NOISE VOLTAGE OVER A 10-S PERIOD 4 7 8 9 10 5 6 t − Time − s f = 0.1 to 10 Hz IKA = 10 mA TA = 25°C + − + − TL431, TL431A, TL431B TL432, TL432A, TL432B SLVS543K – AUGUST 2004 – REVISED JUNE 2010 www.ti.com Figure 11. 24 Submit Documentation Feedback Copyright © 2004–2010, Texas Instruments Incorporated Product Folder Link(s): TL431 TL431A TL431B TL432 TL432A TL432B |