công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4541BF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CD4541BF
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Programmable Timer High Voltage Types(20V Rating)
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD4541BF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  CD4541BF Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments CD4541BF Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments CD4541BF Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CD4541BF Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CD4541BF Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD4541BF Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD4541BF Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD4541BF Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD4541BF Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2
Functional Diagram
FREQUENCY SELECTION TABLE
TRUTH TABLE
12
13
1
2
3
5
6
10
9
A
B
RTC
CTC
RS
AR
MR
MODE
Q/Q
SELECT
8
Q
VDD = PIN 14
VSS = PIN 7
N
P
N
P
12 13
†A †B
8-STAGE
COUNTER
1 OF 3
MUX
OSC
3
2
1
†RS
†CTC
†RTC
R
R
PWR ON
RESET
6
5
MANUAL RESET†
R
210 213
216
OR
28
8
Q
R
10
†MODE
VDD = 14
VSS = 7
NC = 4, 11
9
†Q/Q SELECT
VSS
VDD
8-STAGE
COUNTER
† All inputs are protected by CMOS Protection Network.
FIGURE 1.
AB
NO. OF
STAGES N
COUNT 2N
0
0
13
8192
0
1
10
1024
1
0
8
256
1
1
16
65536
PIN
STATE
01
5
Auto Reset On
Auto Reset Disable
6
Master Reset Off
Master Reset On
9
Output Initially Low After
Reset (Q)
Output Initially High After
Reset (Q)
10
Single Transition Mode
Recycle Mode
FIGURE 2. RC OSCILLATOR CIRCUIT
RS
3
CTC
RTC
2
1
INTERNAL
RESET
TO CLOCK
CKT
CD4541B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com