công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM6503SEABDG6F bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM6503SEABDG6F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual push-button Smart ResetTM with user-adjustable setup delays
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM6503SEABDG6F bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - STMicroelectronics

Back Button STM6503SEABDG6F Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics STM6503SEABDG6F Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics STM6503SEABDG6F Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics STM6503SEABDG6F Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics STM6503SEABDG6F Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics STM6503SEABDG6F Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics STM6503SEABDG6F Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics STM6503SEABDG6F Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics STM6503SEABDG6F Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 29 page
background image
STM6502, STM6503, STM6504, STM6505
Package mechanical data
Doc ID 16101 Rev 5
25/29
Figure 19.
Tape trailer/leader
Figure 20.
Pin 1 orientation
Note:
1
Drawings are not to scale.
2
All dimensions are in mm, unless otherwise noted.
LE A D E R
TR A I L E R
100 mm min.
Start
160 mm min.
400 mm min.
End
AM00444
Top
cover
tape
User direction of feed
Sealed with cover tape
No components
No components
Components
AM00442
User direction of feed



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com