công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

744272332 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 744272332
Giải thích chi tiết về linh kiện  COMMON MODE SMD LINE FILTER WE-SL5
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744272332 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744272332 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744272332 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744272332 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
SSt
Version 4
08-01-14
MST
Version 3
06-05-09
MST
Version 2
04-10-11
ME
Version 1
04-04-26
Name
Änderung / modification
Datum / date
Datum / date
Unterschrift / signature
Würth Elektronik
http://www.we-online.com
..........................................................................
..................................................................................
Geprüft / checked
Kontrolliert / approved
H Impedanzverlauf / impedance curve:
Freigabe erteilt / general release:
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Kunde / customer
..........................................................................
..................................................................................
DATUM/DATE: 2008-01-14
Artikelnummer / part number :
744272332
STROMKOMP. SMD LINE FILTER WE-SL5
COMMON MODE SMD LINE FILTER WE-SL5
Spezifikation für Freigabe / specification for release
Kunde / customer :
1
10
100
1000
10000
0,1
1
10
100
1000
10000
Frequenz / frequency [MHz]
Z (com)
Z (dif)
IF BW 10kHz
POWER 0 dBm
SWP 134,5 msec
START 1 MHz
STOP 1,8 GHz
= = = = =
common mode
= = = = =
differential mode
SEITE 2 VON 3



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com