công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PC912XDP512F0CFVR bảng dữ liệu(PDF) 1182 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện PC912XDP512F0CFVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  HCS12X Microcontrollers
PDF  1348 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

PC912XDP512F0CFVR bảng dữ liệu(HTML) 1182 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 1178Page - Freescale Semiconductor, Inc PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 1179Page - Freescale Semiconductor, Inc PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 1180Page - Freescale Semiconductor, Inc PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 1181Page - Freescale Semiconductor, Inc PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 1182Page - Freescale Semiconductor, Inc PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 1183Page - Freescale Semiconductor, Inc PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 1184Page - Freescale Semiconductor, Inc PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 1185Page - Freescale Semiconductor, Inc PC912XDP512F0CFVR Datasheet HTML 1186Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1182 / 1348 page
background image
Chapter 28 256 Kbyte Flash Module (S12XFTX256K2V1)
MC9S12XDP512 Data Sheet, Rev. 2.21
1184
Freescale Semiconductor
Figure 28-31. Example Sector Erase Abort Command Flow
Write: Dummy Flash Address
Write: FCMD register
Sector Erase Abort Cmd 0x47
Write: FSTAT register
Clear CBEIF 0x80
1.
2.
3.
Read: FSTAT register
and Dummy Data
Bit Polling for
Command
Completion Check
yes
CCIF
Set?
Execute Sector Erase Command Flow
no
Bit Polling for
Command
Completion Check
Read: FSTAT register
yes
CCIF
Set?
no
yes
Abort
Needed?
Erase
Clear ACCERR 0x10
Write: FSTAT register
yes
no
Access
Error Check
ACCERR
Set?
Sector Erase
Completed
Sector Erase
Aborted
no
EXIT
EXIT
Sector Erase
Completed
EXIT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com