công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M34E02-FMB6G bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M34E02-FMB6G
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 Kbit serial presence detect (SPD) EEPROM for double data rate (DDR1 and DDR2) DRAM modules
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M34E02-FMB6G bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button M34E02-FMB6G Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M34E02-FMB6G Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M34E02-FMB6G Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M34E02-FMB6G Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics M34E02-FMB6G Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics M34E02-FMB6G Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics M34E02-FMB6G Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics M34E02-FMB6G Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics M34E02-FMB6G Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 34 page
background image
Signal description
M34E02, M34E02-F
10/34
Doc ID 10367 Rev 10
Figure 5.
I2C bus protocol
Table 2.
Device select code
Chip Enable
signals
Device type identifier
Chip Enable bits
RW
b7(1)
1.
The most significant bit, b7, is sent first.
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
Memory area select
code (two arrays)(2)
2.
E0, E1 and E2 are compared against the respective external pins on the memory device.
E2
E1
E0
1
0
1
0
E2
E1
E0
RW
Set write protection
(SWP)
VSS
VSS VHV
(3)
3.
VHV is defined in Table 13.
01
10
00
1
0
Clear write protection
(CWP)
VSS
VCC VHV
(3)
01
1
0
Permanently set write
protection (PSWP)(2)
E2
E1
E0
E2
E1
E0
0
Read SWP
VSS
VSS VHV
(3)
00
1
1
Read CWP
VSS
VCC VHV
(3)
01
1
1
Read PSWP(2)
E2
E1
E0
E2
E1
E0
1
SCL
SDA
SCL
SDA
SDA
Start
condition
SDA
Input
SDA
Change
AI00792c
Stop
condition
1
23
7
89
MSB
ACK
Start
condition
SCL
1
23
7
89
MSB
ACK
Stop
condition



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com