công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M41T62 bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M41T62
Giải thích chi tiết về linh kiện  Serial real-time clocks with alarm
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M41T62 bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - STMicroelectronics

Back Button M41T62_10 Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics M41T62_10 Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics M41T62_10 Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics M41T62_10 Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics M41T62_10 Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics M41T62_10 Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics M41T62_10 Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics M41T62_10 Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics M41T62_10 Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 41 page
background image
Package mechanical information
M41T62/63/64/65
38/41
Doc ID 10397 Rev 14
Figure 28.
QFN16 – 16-lead, quad, flat package, no lead, 3 x 3 mm, recommended
footprint
Note:
Dimensions shown are in millimeters (mm).
0.28
1.60
3.55
2.0
AI09126



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41