công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M24C08-WCS5TP/S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M24C08-WCS5TP/S
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24C08-WCS5TP/S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  M24C08-WCS5TP/S Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M24C08-WCS5TP/S Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M24C08-WCS5TP/S Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M24C08-WCS5TP/S Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M24C08-WCS5TP/S Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M24C08-WCS5TP/S Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M24C08-WCS5TP/S Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M24C08-WCS5TP/S Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M24C08-WCS5TP/S Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 39 page
background image
April 2010
Doc ID 5067 Rev 16
1/39
1
M24C16, M24C08
M24C04, M24C02, M24C01
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I²C bus EEPROM
Features
■ Supports both the 100 kHz I2C Standard-mode
and the 400 kHz I2C Fast-mode
■ Single supply voltage:
– 2.5 V to 5.5 V for M24Cxx-W
– 1.8 V to 5.5 V for M24Cxx-Rev 16
– 1.7 V to 5.5 V for M24Cxx-F
■ Write Control input
■ Byte and Page Write (up to 16 bytes)
■ Random and Sequential Read modes
■ Self-timed programming cycle
■ Automatic address incrementing
■ Enhanced ESD/latch-up protection
■ More than 1 million write cycles
■ More than 40-year data retention
■ Packages:
– SO8, TSSOP8, UFDFPN8: ECOPACK2®
(RoHS-compliant and Halogen-free)
– PDIP8: ECOPACK1® (RoHS-compliant)
1.
Only M24C08-F and M24C16-F devices are offered in
the WLCSP package.
2.
Only M24C08-F devices are offered in the Thin
WLCSP package.
Table 1.
Device summary
Reference
Part number
M24C16
M24C16-W
M24C16-R
M24C16-F
M24C08
M24C08-W
M24C08-R
M24C08-F
M24C04
M24C04-W
M24C04-R
M24C04-F
M24C02
M24C02-W
M24C02-R
M24C01
M24C01-W
M24C01-R
PDIP8 (BN)
SO8 (MN)
150 mils width
TSSOP8 (DW)
169 mils width
UFDFPN8 (MB, MC)
2 × 3 mm (MLP)
WLCSP (CS)(1)
Thin WLCSP (CT)(2)
www.st.com


Số phần tương tự - M24C08-WCS5TP/S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M24C08-W STMICROELECTRONICS-M24C08-W Datasheet
453Kb / 38P
Enhanced ESD/latch-up protection, More than 40-year data retention
15-Apr-2011
M24C08-W STMICROELECTRONICS-M24C08-W Datasheet
453Kb / 38P
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
15-Apr-2011
M24C08-W STMICROELECTRONICS-M24C08-W Datasheet
453Kb / 38P
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I²C bus EEPROM
15-Apr-2011
M24C08-W STMICROELECTRONICS-M24C08-W Datasheet
453Kb / 38P
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I²C bus EEPROM
15-Apr-2011
M24C08-W STMICROELECTRONICS-M24C08-W Datasheet
453Kb / 38P
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I²C bus EEPROM
15-Apr-2011
More results

Mô tả tương tự - M24C08-WCS5TP/S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M24C16 STMICROELECTRONICS-M24C16_07 Datasheet
348Kb / 34P
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I²C bus EEPROM
27-Sep-2007
M24C01-WMN6P STMICROELECTRONICS-M24C01-WMN6P Datasheet
453Kb / 38P
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
15-Apr-2011
M24C02-WBN6P STMICROELECTRONICS-M24C02-WBN6P Datasheet
453Kb / 38P
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I²C bus EEPROM
15-Apr-2011
M24C04-BN6 STMICROELECTRONICS-M24C04-BN6 Datasheet
453Kb / 38P
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I²C bus EEPROM
15-Apr-2011
M24C04-FMC5TG STMICROELECTRONICS-M24C04-FMC5TG Datasheet
453Kb / 38P
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I²C bus EEPROM
15-Apr-2011
M24C04-WMN6 STMICROELECTRONICS-M24C04-WMN6 Datasheet
453Kb / 38P
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I²C bus EEPROM
15-Apr-2011
M24C04-WMN6P STMICROELECTRONICS-M24C04-WMN6P Datasheet
453Kb / 38P
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I²C bus EEPROM
Apr-2011
M24C16-RBN6P STMICROELECTRONICS-M24C16-RBN6P Datasheet
453Kb / 38P
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I²C bus EEPROM
15-Apr-2011
M24C16-RMN6P STMICROELECTRONICS-M24C16-RMN6P Datasheet
453Kb / 38P
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I²C bus EEPROM
15-Apr-2011
M24C16-WMN6P STMICROELECTRONICS-M24C16-WMN6P Datasheet
453Kb / 38P
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I²C bus EEPROM
15-Apr-2011
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com