| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M24C01-FBN5TP/S bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M24C01-FBN5TP/S bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - STMicroelectronics |
|
31 / 39 page ![]() M24C16, M24C08, M24C04, M24C02, M24C01 Package mechanical data Doc ID 5067 Rev 16 31/39 Figure 17. PDIP8 – 8 pin plastic DIP, 0.25 mm lead frame, package outline 1. Drawing is not to scale. Table 23. PDIP8 – 8 pin plastic DIP, 0.25 mm lead frame, package mechanical data Symbol millimeters inches(1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Typ. Min. Max. Typ. Min. Max. A 5.33 0.2098 A1 0.38 0.015 A2 3.3 2.92 4.95 0.1299 0.115 0.1949 b 0.46 0.36 0.56 0.0181 0.0142 0.022 b2 1.52 1.14 1.78 0.0598 0.0449 0.0701 c 0.25 0.2 0.36 0.0098 0.0079 0.0142 D 9.27 9.02 10.16 0.365 0.3551 0.4 E 7.87 7.62 8.26 0.3098 0.3 0.3252 E1 6.35 6.1 7.11 0.25 0.2402 0.2799 e 2.54 - - 0.1 - - eA 7.62 - - 0.3 - - eB 10.92 0.4299 L 3.3 2.92 3.81 0.1299 0.115 0.15 PDIP-B A2 A1 A L be D E1 8 1 c eA b2 eB E |