| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STG3157 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STG3157 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 18 page ![]() STG3157 Package information Doc ID 9007 Rev 2 15/18 Figure 15. SOT323-6L tape information Table 12. SOT323-6L tape information Dim mm. inch D 1.50 +0.1/0 0.059 +0.004/0 E 1.75 ±0.1 0.069 ±0.004 Po 4.00 ±0.1 0.157 ±0.004 T max. 0.40 0.016 D1 min. 1 0.039 F 3.5 ±0.05 0.138 ±0.002 K max. 2.40 0.094 P2 2.00 ±0.05 0.079 ±0.002 R 25 0.984 W 8.00 ±0.30 0.315 ±0.012 P1 4.00 0.157 Ao, Bo, Ko 0.05 min to 0.50 max 0.002 min to 0.020 max |