công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M24C02-FDW3TP/S bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M24C02-FDW3TP/S
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24C02-FDW3TP/S bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - STMicroelectronics

Back Button M24C02-FDW3TP/S Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics M24C02-FDW3TP/S Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics M24C02-FDW3TP/S Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics M24C02-FDW3TP/S Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics M24C02-FDW3TP/S Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics M24C02-FDW3TP/S Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics M24C02-FDW3TP/S Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics M24C02-FDW3TP/S Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics M24C02-FDW3TP/S Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 39 page
background image
M24C16, M24C08, M24C04, M24C02, M24C01
DC and AC parameters
Doc ID 5067 Rev 16
19/39
6
DC and AC parameters
This section summarizes the operating and measurement conditions, and the DC and AC
characteristics of the device. The parameters in the DC and AC characteristic tables that
follow are derived from tests performed under the measurement conditions summarized in
the relevant tables. Designers should check that the operating conditions in their circuit
match the measurement conditions when relying on the quoted parameters.
Table 6.
Operating conditions (M24Cxx-W)
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Unit
VCC
Supply voltage
2.5
5.5
V
TA
Ambient operating temperature (device grade 6)
–40
85
°C
Ambient operating temperature (device grade 3)
–40
125
°C
Table 7.
Operating conditions (M24Cxx-R)
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Unit
VCC
Supply voltage
1.8
5.5
V
TA
Ambient operating temperature
–40
85
°C
Table 8.
Operating conditions (M24Cxx-F)
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Unit
VCC
Supply voltage
1.7
5.5
V
TA
Ambient operating temperature
–20
85
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com