công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M24C01-WDW3TP/S bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M24C01-WDW3TP/S
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24C01-WDW3TP/S bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics

Back Button M24C01-WDW3TP/S Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics M24C01-WDW3TP/S Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics M24C01-WDW3TP/S Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics M24C01-WDW3TP/S Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics M24C01-WDW3TP/S Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M24C01-WDW3TP/S Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics M24C01-WDW3TP/S Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M24C01-WDW3TP/S Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics M24C01-WDW3TP/S Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 39 page
background image
Package mechanical data
M24C16, M24C08, M24C04, M24C02, M24C01
30/39
Doc ID 5067 Rev 16
Figure 16.
TSSOP8 – 8 lead thin shrink small outline, package outline
1.
Drawing is not to scale.
2.
The circle in the top view of the package indicates the position of pin 1.
Table 22.
TSSOP8 – 8 lead thin shrink small outline, package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1.
Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Typ.
Min.
Max.
Typ.
Min.
Max.
A
1.200
0.0472
A1
0.050
0.150
0.0020
0.0059
A2
1.000
0.800
1.050
0.0394
0.0315
0.0413
b
0.190
0.300
0.0075
0.0118
c
0.090
0.200
0.0035
0.0079
CP
0.100
0.0039
D
3.000
2.900
3.100
0.1181
0.1142
0.1220
e
0.650
–
–
0.0256
–
–
E
6.400
6.200
6.600
0.2520
0.2441
0.2598
E1
4.400
4.300
4.500
0.1732
0.1693
0.1772
L
0.600
0.450
0.750
0.0236
0.0177
0.0295
L1
1.000
0.0394
α
0°
8°
0°
8°
TSSOP8AM
1
8
CP
c
L
E
E1
D
A2
A
α
e
b
4
5
A1
L1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com