công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M24C16-F bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M24C16-F
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24C16-F bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - STMicroelectronics

Back Button M24C16-F Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics M24C16-F Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics M24C16-F Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics M24C16-F Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M24C16-F Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics M24C16-F Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M24C16-F Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics M24C16-F Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics M24C16-F Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 39 page
background image
M24C16, M24C08, M24C04, M24C02, M24C01
Package mechanical data
Doc ID 5067 Rev 16
31/39
Figure 17.
PDIP8 – 8 pin plastic DIP, 0.25 mm lead frame, package outline
1.
Drawing is not to scale.
Table 23.
PDIP8 – 8 pin plastic DIP, 0.25 mm lead frame, package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1.
Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Typ.
Min.
Max.
Typ.
Min.
Max.
A
5.33
0.2098
A1
0.38
0.015
A2
3.3
2.92
4.95
0.1299
0.115
0.1949
b
0.46
0.36
0.56
0.0181
0.0142
0.022
b2
1.52
1.14
1.78
0.0598
0.0449
0.0701
c
0.25
0.2
0.36
0.0098
0.0079
0.0142
D
9.27
9.02
10.16
0.365
0.3551
0.4
E
7.87
7.62
8.26
0.3098
0.3
0.3252
E1
6.35
6.1
7.11
0.25
0.2402
0.2799
e
2.54
-
-
0.1
-
-
eA
7.62
-
-
0.3
-
-
eB
10.92
0.4299
L
3.3
2.92
3.81
0.1299
0.115
0.15
PDIP-B
A2
A1
A
L
be
D
E1
8
1
c
eA
b2
eB
E



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com