công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SSL3250AHN/C1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SSL3250AHN/C1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Photo flash dual LED driver
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

SSL3250AHN/C1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  SSL3250AHN/C1 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors SSL3250AHN/C1 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors SSL3250AHN/C1 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors SSL3250AHN/C1 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors SSL3250AHN/C1 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SSL3250AHN/C1 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SSL3250AHN/C1 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SSL3250AHN/C1 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SSL3250AHN/C1 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 26 page
background image
SSL3250A_5
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 05 — 16 December 2009
2 of 26
NXP Semiconductors
SSL3250A
Photo flash dual LED driver
3.
Applications
White LED driver for battery powered portable devices
Photo flash LED driver for mobile phones and digital cameras
4.
Ordering information
4.1 Ordering options
5.
Marking
Table 1.
Ordering information
Type number
Package
Name
Description
Version
SSL3250AHN/C1 HVQFN16
plastic thermal enhanced very thin quad flat package;
no leads; 16 terminals; body 3
× 3 × 0.85 mm
SOT758-3
Table 2.
Ordering options
Type number
Orderable part number
Pin 1 indicator location for tape and reel
SSL3250AHN/C1
SSL3250AHN/C1,528
Pin 1 in quadrant 2. See Figure 1.
Fig 1.
SSL3250AHN/C1,528 with package rotated 90
° clockwise with pin 1 in quadrant 2
002aae613
pin 1 indicator
direction of unreeling



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com