công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D16PLR20RED bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - E-SWITCH

tên linh kiện D16PLR20RED
Giải thích chi tiết về linh kiện  PUSHBUTTON SWITCHES - ILLUMINATED
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

D16PLR20RED bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - E-SWITCH

  D16PLR20RED Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH D16PLR20RED Datasheet HTML 2Page - E-SWITCH D16PLR20RED Datasheet HTML 3Page - E-SWITCH D16PLR20RED Datasheet HTML 4Page - E-SWITCH D16PLR20RED Datasheet HTML 5Page - E-SWITCH D16PLR20RED Datasheet HTML 6Page - E-SWITCH D16PLR20RED Datasheet HTML 7Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
www.e-switch.com
info@e-switch.com
91
T1
R
R1
S1
PANEL MOUNTING
PANEL MOUNTING
PANEL MOUNTING
PANEL MOUNTING
MUSHROOM
ROUND
SQUARE
RECTANGULAR
D16 (SOLDER LUG)
BOTTOM VIEW
SCHEMATIC
MOUNTING LENGTH
D16 (SOLDER LUG)
D16 (SOLDER LUG)
D16 (SOLDER LUG)
Mounting
Length (A)
SPDT
29.0 mm
DPDT
36.5 mm
3PDT
44.0 mm
4PDT
51.5 mm
PUSHBUTTON SWITCHES - ILLUMINATED
SERIES D16 SWITCHES



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com