công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL1431QLPR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL1431QLPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL1431QLPR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button TL1431QLPR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL1431QLPR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL1431QLPR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL1431QLPR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL1431QLPR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL1431QLPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TL1431QLPR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TL1431QLPR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TL1431QLPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 27 page
background image
www.ti.com
0.15
0.1
0.05
0
− 25
0
25
50
75
0.2
0.25
OFF-STATE CATHODE CURRENT
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
0.3
100
125
0.35
0.4
TA − Free-Air Temperature − °C
VKA = 36 V
VI(ref) = 0
−50
−1.15
−1.25
−1.35
−1.45
− 25
0
−1.05
RATIO OF DELTA REFERENCE VOLTAGE TO
DELTA CATHODE VOLTAGE
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
25
50
75
100
125
TA − Free-Air Temperature − °C
VKA = 3 V to 36 V
−0.85
−0.95
−50
180
140
120
100
10
100
1 k
220
240
f − Frequency − Hz
EQUIVALENT INPUT-NOISE VOLTAGE
vs
FREQUENCY
260
10 k
100 k
200
160
IO = 10 mA
TA = 25°C
TL1431
PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
SLVS062L – DECEMBER 1991 – REVISED OCTOBER 2007
Figure 8.
Figure 9.
Figure 10.
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1991–2007, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): TL1431



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com