công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3EEJ2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 3EEJ2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced Performance (1-20 Amp) Compact RFI Filter IEC Connector Package
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

3EEJ2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Tyco Electronics

  3EEJ2 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 3EEJ2 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 3EEJ2 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 3EEJ2 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Enhanced Performance (1-20 Amp) Compact RFI Filter IEC Connector Package (Continued)
40
Catalog 1654001
Dimensions are in inches and
Dimensions are shown for
USA Cust. Svc.: 1-800-468-2023
www.corcom.com
Revised 05-07
millimeters unless otherwise
reference purposes only.
CORCOM Prods: 1-847-680-7400
www.tycoelectronics.com
specified. Values in italics
Specifications subject
Germany:
49-89-6089-0
are metric equivalents.
to change.
CORCOM Product Guide
Case Dimensions
AB
C
D
E
F
± .015
Part No.
(max) (max) (max)
(max) (ref)
± .388
1EEJ1, 3EEJ1,
2.15
1.13
0.96 1.580
2.04
—
6EEJ1, 10EEJ1, 54.61 28.70 24.38 40.00 51.76
15EEJ1
20EEJ1
3.13
1.37
1.18 1.650
2.09
—
79.38
34.79
29.99 42.01 53.00
1EEJ2, 3EEJ2,
1.54
1.13
0.96 1.580
2.04
—
6EEJ2, 10EEJ2 39.12
28.70
24.38 40.00 51.76
15EEJ2
1.79
1.13
0.96 1.580
2.04
—
45.47
28.70
24.38 40.00 51.76
1EEJP, 3EEJP,
1.54
1.13
0.96 1.580
2.04
—
6EEJP
39.12
28.70
24.38 40.00 51.76
10EEJP,
1.79
1.13
0.96 1.580
2.04
—
15EEJP
45.47
28.70
24.38 40.00 51.76
1EEJ8, 3EEJ8,
1.54
1.13
0.81 1.580
2.04
—
6EEJ8, 10EEJ8, 39.12 28.70 20.7 40.00 51.76
15EEJ8
20EEJ8
2.65
1.35
1.18 1.650
2.09
.62
67.31
34.29
29.99 42.01 53.00 15.75
Case Styles (continued)
B
A
C
E
D
0.96
24.39
max.
EEJ8
D
E
A
4.0
101.6
Wire, #14 AWG
UL1015 (3 places)
B
F
BLUE (NEUT)
GRN/YEL
BROWN (LINE)
C
Min.
20EEJ8
Typical Dimensions:
Wire Leads:
4.0 [101.6] Min.
1-15A, 18 AWG /UL1015
20A, 14 AWG / UL1015
Typical Dimensions:
Wire Leads:
4.0 [101.6] Min.
1-15A, 18 AWG
20A, 14 AWG / UL1015
1 to 15A EEJP PCB Layout
0.551
13.99
0.520 [13.21]
0.075
1.91
Dia.
Center pin to panel
.685±.015
17.40±0.38
EEJ Series
Recommended Panel Cutouts
.140
3.56
.12
3.05
.820
20.8
R
Dia. (2)
1.14±.02
28.96
±.51
1.575
40.01
.140
3.56
.234
5.94
.900
22.9
R
Dia. (2)
1.200
30.48
1.575
40.01
Panel Cutout (back mount)
Panel Cutout (front mount)
Tolerance ±.005 [0.13]
Tolerance ±.005 [0.13]



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com