công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7EP3 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 7EP3
Giải thích chi tiết về linh kiện  RFI Power Line Filters for Switching Power Supply Noise Suppression
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

7EP3 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Tyco Electronics

  7EP3 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 7EP3 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RFI Power Line Filters for Switching Power Supply Noise Suppression (Continued)
Case Styles
Case Dimensions
ABC
D
E
Part No.
(max)
(max)
(max)
± .015
(max)
±.38
3EP1
3.85
2.07
1.78
2.938
3.35
97.8
52.6
45.2
74.63
85.1
3EP3
2.56
2.07
1.78
2.938
3.35
65.0
52.6
45.2
74.63
85.1
3EP7, 3EP7M
3.21
2.25
1.78
1.575
0.63
81.5
57.2
45.2
40.01
12.1
6EP1
6.62
2.07
2.28
5.625
6.03
168.1
52.6
57.9
142.88
153.2
6EP3
5.33
2.07
2.28
5.625
6.03
135.4
52.6
57.9
142.88
153.2
7EP1
4.79
2.07
1.53
3.947
4.33
121.7
52.6
38.9
100.25 109.98
7EP3
3.50
2.07
1.53
3.947
4.33
88.9
52.6
38.6
100.25 109.98
10EP1
6.62
2.07
2.78
5.625
6.03
168.1
52.6
70.6
142.88
153.2
10EP3
5.35
2.07
2.78
5.625
6.03
135.9
52.6
70.6
142.88
153.2
12EP1
4.97
2.25
1.78
4.063
4.46
126.2
57.2
45.2
103.20 113.28
12EP3
3.624
2.25
1.78
4.063
4.46
92.05
57.15
45.2
103.20 113.28
20EP1, 20VP1 4.95
2.27
1.8
4.063
4.47
125.7
57.7
45.7
103.2
113.5
20EP6, 20VP6 5.09
2.25
1.78
4.063
4.46
127.3
57.2
45.2
103.2
129.3
57
Catalog 1654001
Dimensions are in inches and
Dimensions are shown for
USA Cust. Svc.: 1-800-468-2023
www.corcom.com
Revised 05-07
millimeters unless otherwise
reference purposes only.
CORCOM Prods: 1-847-680-7400
www.tycoelectronics.com
specified. Values in italics
Specifications subject
Germany:
49-89-6089-0
are metric equivalents.
to change.
EP/VP Series
CORCOM Product Guide
D
E
A
C
B
EP1/VP1 (1-15 Amp version)
D
E
A
C
B
20EP1/VP1
EP3
EP7 & EP7M (with metric insert)
20EP/VP6
Typical dimensions:
Terminals: .250 [6.35] (5)
Holes: .07 [1.8] Dia.(4)
Mounting Holes: .188 [4.78] Dia. (2)
Slot: .07 x .16 [1.8 x 4.1]
Typical dimensions:
Wire leads: 4.0 [101.6] Min.
Mounting Holes: .188 [4.78] Dia.(2)
Typical dimensions:
Terminals: .250 [6.35] (3)
Holes: .07 [1.8] Dia.(2)
A
D
E
C
B
Brown
Blue
Brown
Blue
Green/
Yellow
A
Tapped insert:
D
E
No. 6-32 x 1/4 (2)-EP7
No. M-3 x .5 (2)-EP7M
C
B
.235
5.96
1.575
40.01
.157
3.98
.910
23.11
Dia. (2)
1.295
32.89
R
C
B
E
D
A
Terminals: No. 8-32 (5)
Torque: 18 ± 2 in.lb
†
†
† ±.02 [±.5]
Part Numbers
3EP1
6EP1
10EP1
20EP1
3EP3
6EP3
10EP3
20EP6
3EP7
7EP1
12EP1
20VP1
3EP7M
7EP3
12EP3
20VP6
Line Cord No.
GA400
71/2 foot, 3-conductor line cord.



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com