công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ULN2003ADE4 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ULN2003ADE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAYS
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ULN2003ADE4 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ULN2003ADE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 26 page
background image
0
IC - Collector Current - mA
2.5
800
0
100
200
300
400
500
600
700
0.5
1
1.5
2
II = 350 µA
II = 500 µA
TA = 25°C
II = 250 µA
2
1.5
1
0.5
700
600
500
400
300
200
100
0
800
2.5
IC(tot) - Total Collector Current - mA
0
II = 250 µA
II = 350 µA
II = 500 µA
TA = 25°C
0
II - Input Current - µA
500
200
0
25
50
75
100
125
150
175
50
100
150
200
250
300
350
400
450
VS = 10 V
VS = 8 V
RL = 10 Ω
TA = 25°C
0
Duty Cycle - %
600
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
TA = 70°C
N = Number of Outputs
Conducting Simultaneously
N = 6
N = 7
N = 5
N = 3
N = 2
N = 1
N = 4
ULN2002A, ULN2003A, ULN2003AI, ULN2004A
ULQ2003A, ULQ2004A
SLRS027J – DECEMBER 1976 – REVISED JUNE 2010
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
vs
vs
TOTAL COLLECTOR CURRENT (TWO DARLINGTONS IN
COLLECTOR CURRENT (ONE DARLINGTON)
PARALLEL)
Figure 11.
Figure 12.
D PACKAGE
COLLECTOR CURRENT
MAXIMUM COLLECTOR CURRENT
vs
vs
INPUT CURRENT
DUTY CYCLE
Figure 13.
Figure 14.
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1976–2010, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): ULN2002A ULN2003A ULN2003AI ULN2004A ULQ2003A ULQ2004A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com