| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS1520 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS1520 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - ams AG |
|
28 / 29 page ![]() www.austriamicrosystems.com Revision 1.00 28 - 29 AS1520/AS1521 Data Sheet - Or dering Informati on 11 Ordering Information The devices are available as the standard products shown in Table 13. Table 13. Ordering Information Model Description Delivery Form Package AS1520-BTST 10-bit ADC, 8-channel, 400ksps Tape and Reel 20-pin TSSOP AS1520-BTSU 10-bit ADC, 8-channel, 400ksps Tubes 20-pin TSSOP AS1521-BTST 10-bit ADC, 8-channel, 300ksps Tape and Reel 20-pin TSSOP AS1521-BTSU 10-bit ADC, 8-channel, 300ksps Tubes 20-pin TSSOP |