công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

11LC080-IMS bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 11LC080-IMS
Giải thích chi tiết về linh kiện  1K-16K UNI/O짰 Serial EEPROM Family Data Sheet
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

11LC080-IMS bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Microchip Technology

Back Button 11LC080-IMS Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology 11LC080-IMS Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology 11LC080-IMS Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology 11LC080-IMS Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology 11LC080-IMS Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology 11LC080-IMS Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology 11LC080-IMS Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology 11LC080-IMS Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology 11LC080-IMS Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 44 page
background image
11AAXXX/11LCXXX
DS22067H-page 24
Preliminary
 2010 Microchip Technology Inc.
3-Lead TO-92 Package Marking (Pb-Free)
Device
Line 1 Marking
Device
Line 1 Marking
11AA010
11A010
11LC010
11L010
11AA020
11A020
11LC020
11L020
11AA040
11A040
11LC040
11L040
11AA080
11A080
11LC080
11L080
11AA160
11A160
11LC160
11L160
11AA161
11A161
11LC161
11L161
Note:
T = Temperature Grade (I, E)
3-Lead TO-92
T/XXXX
XXXXXX
Example:
3
e
YWW
NNN
I/TO
11A160
928
1L7
3
e
Legend: XX...X
Customer-specific information
Y
Year code (last digit of calendar year)
YY
Year code (last 2 digits of calendar year)
WW
Week code (week of January 1 is week ‘01’)
NNN
Alphanumeric traceability code
Pb-free JEDEC designator for Matte Tin (Sn)
*
This package is Pb-free. The Pb-free JEDEC designator (
)
can be found on the outer packaging for this package.
Note:
In the event the full Microchip part number cannot be marked on one line, it will
be carried over to the next line, thus limiting the number of available
characters for customer-specific information.
3
e
3
e



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com