công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

24LC128T-E/ST bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 24LC128T-E/ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  128K I2C??CMOS Serial EEPROM
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

24LC128T-E/ST bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Microchip Technology

Back Button 24LC128T-E/ST Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology 24LC128T-E/ST Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology 24LC128T-E/ST Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology 24LC128T-E/ST Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology 24LC128T-E/ST Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology 24LC128T-E/ST Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology 24LC128T-E/ST Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology 24LC128T-E/ST Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology 24LC128T-E/ST Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 38 page
background image
24AA128/24LC128/24FC128
DS21191S-page 14
 2010 Microchip Technology Inc.
/HDG3ODVWLF 6PDOO 2XWOLQH 61 ± 1DUURZ  PP %RG\ >62,&@
1RWHV
 3LQ  YLVXDO LQGH[ IHDWXUH PD\ YDU\ EXW PXVW EH ORFDWHG ZLWKLQ WKH KDWFKHG DUHD
 † 6LJQLILFDQW &KDUDFWHULVWLF
 'LPHQVLRQV ' DQG ( GR QRW LQFOXGH PROG IODVK RU SURWUXVLRQV 0ROG IODVK RU SURWUXVLRQV VKDOO QRW H[FHHG  PP SHU VLGH
 'LPHQVLRQLQJ DQG WROHUDQFLQJ SHU $60( <0
%6& %DVLF 'LPHQVLRQ 7KHRUHWLFDOO\ H[DFW YDOXH VKRZQ ZLWKRXW WROHUDQFHV
5() 5HIHUHQFH 'LPHQVLRQ XVXDOO\ ZLWKRXW WROHUDQFH IRU LQIRUPDWLRQ SXUSRVHV RQO\
1RWH
)RU WKH PRVW FXUUHQW SDFNDJH GUDZLQJV SOHDVHVHH WKH 0LFURFKLS 3DFNDJLQJ 6SHFLILFDWLRQ ORFDWHG DW
KWWSZZZPLFURFKLSFRPSDFNDJLQJ
8QLWV
0,//,0(7(56
'LPHQVLRQ /LPLWV
0,1
120
0$;
1XPEHU RI 3LQV
1

3LWFK
H
 %6&
2YHUDOO +HLJKW
$
±
±

0ROGHG 3DFNDJH 7KLFNQHVV
$

±
±
6WDQGRII
†
$

±

2YHUDOO :LGWK
(
 %6&
0ROGHG 3DFNDJH :LGWK
(
 %6&
2YHUDOO /HQJWK
'
 %6&
&KDPIHU RSWLRQDO
K

±

)RRW /HQJWK
/

±

)RRWSULQW
/
 5()
)RRW $QJOH
I
ƒ
±
ƒ
/HDG 7KLFNQHVV
F

±

/HDG :LGWK
E

±

0ROG 'UDIW $QJOH 7RS
D
ƒ
±
ƒ
0ROG 'UDIW $QJOH %RWWRP
E
ƒ
±
ƒ
D
N
e
E
E1
NOTE 1
12
3
b
A
A1
A2
L
L1
c
h
h
φ
β
α
0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ 'UDZLQJ &%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com