| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT82K75RE bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT82K75RE bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
60 / 66 page ![]() 28-pin SSOP (150mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in inch Min. Nom. Max. A 0.228 ¾ 0.244 B 0.150 ¾ 0.157 C 0.008 ¾ 0.012 C ¢ 0.386 ¾ 0.394 D 0.054 ¾ 0.060 E ¾ 0.025 ¾ F 0.004 ¾ 0.010 G 0.022 ¾ 0.028 H 0.007 ¾ 0.010 a 0 °¾ 8 ° Symbol Dimensions in mm Min. Nom. Max. A 5.79 ¾ 6.20 B 3.81 ¾ 3.99 C 0.20 ¾ 0.30 C ¢ 9.80 ¾ 10.01 D 1.37 ¾ 1.52 E ¾ 0.64 ¾ F 0.10 ¾ 0.25 G 0.56 ¾ 0.71 H 0.18 ¾ 0.25 a 0 °¾ 8 ° HT82M75R/HT82M75RE HT82K75R/HT82K75RE Rev. 1.10 60 June 11, 2010 2 8 1 1 5 1 4 A B C D F C ' G H a E |