công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZXSC300 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Zetex Semiconductors

tên linh kiện ZXSC300
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE OR MULTI CELL LED DRIVER SOLUTION
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZETEX [Zetex Semiconductors]
Trang chủ  http://www.diodes.com/
Logo ZETEX - Zetex Semiconductors

ZXSC300 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Zetex Semiconductors

Back Button ZXSC300 Datasheet HTML 2Page - Zetex Semiconductors ZXSC300 Datasheet HTML 3Page - Zetex Semiconductors ZXSC300 Datasheet HTML 4Page - Zetex Semiconductors ZXSC300 Datasheet HTML 5Page - Zetex Semiconductors ZXSC300 Datasheet HTML 6Page - Zetex Semiconductors ZXSC300 Datasheet HTML 7Page - Zetex Semiconductors ZXSC300 Datasheet HTML 8Page - Zetex Semiconductors ZXSC300 Datasheet HTML 9Page - Zetex Semiconductors ZXSC300 Datasheet HTML 10Page - Zetex Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
ISSUE 1 - JUNE 2001
ZXSC300
6
Ref
Value
Part Number
Manufacture
Comments
U1
N/A
ZXSC300E5
Zetex Plc
Single cell converter, SOT23-5
Q1
N/A
FMMT617
Zetex Plc
Low VCE(sat) NPN, SOT23
D1
1A
ZHCS1000
Zetex Plc
1A Shottky diode, SOT23
R1
100mΩ
Generic
Various
0805 Size
C1
2.2µF
Generic
Various
Low ESR ceramic capacitor
L1
100µH
DO1608P-104
Coilcraft
Surface mount inductor
LED1
5600mcd
NSPW500BS
Nichia
White LED
Q1
FMMT617
R1
0.1R
L1
100µH
VBATT
LED1
WHITE LED
D1
ZHCS1000
C1
2.2µF
Vcc
Gnd
Isense
Vdrive
U1
ZXSC300
REFERENCE DESIGNS
Two typical LED driving applications are shown.
Firstly a maximum brightness solution and
secondly an optimised battery life solution.
Maximum brightness solution
This circuit provides a constant current output to
the LED by rectifying the switching pulses. This
ensures maximum LED brightness.
Material List



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com