công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SSL1522T bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SSL1522T
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMPS ICs for mains LED drivers
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

SSL1522T bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - NXP Semiconductors

Back Button SSL1522T Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors SSL1522T Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors SSL1522T Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors SSL1522T Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors SSL1522T Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors SSL1522T Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors SSL1522T Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors SSL1522T Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors SSL1522T Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 17 page
background image
SSL152X_2
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 10 March 2009
14 of 17
NXP Semiconductors
SSL152x
SMPS ICs for low power systems
Fig 8.
Package outline SOT108-1 (SO14)
UNIT
A
max.
A1
A2
A3
bp
cD(1)
E(1)
(1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
inches
1.75
0.25
0.10
1.45
1.25
0.25
0.49
0.36
0.25
0.19
8.75
8.55
4.0
3.8
1.27
6.2
5.8
0.7
0.6
0.7
0.3
8
0
o
o
0.25
0.1
DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm (0.006 inch) maximum per side are not included.
1.0
0.4
SOT108-1
X
w M
θ
A
A1
A2
bp
D
HE
L p
Q
detail X
E
Z
e
c
L
v M A
(A )
3
A
7
8
1
14
y
076E06
MS-012
pin 1 index
0.069
0.010
0.004
0.057
0.049
0.01
0.019
0.014
0.0100
0.0075
0.35
0.34
0.16
0.15
0.05
1.05
0.041
0.244
0.228
0.028
0.024
0.028
0.012
0.01
0.25
0.01
0.004
0.039
0.016
99-12-27
03-02-19
0
2.5
5 mm
scale
SO14: plastic small outline package; 14 leads; body width 3.9 mm
SOT108-1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com