| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TSV6393 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TSV6393 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 25 page ![]() Electrical characteristics TSV639x, TSV639xA 6/25 Doc ID 16883 Rev 1 Table 5. Shutdown characteristics VCC =1.8 V Symbol Parameter Conditions Min. Typ. Max. Unit DC performance ICC Supply current in shutdown mode (all operators) SHDN = VCC- 2.5 50 nA Tmin < Top < 85° C 200 nA Tmin < Top < 125° C 1.5 µA ton Amplifier turn-on time RL= 2 kΩ, Vout = VCC- to VCC-+0.2 V 200 ns toff Amplifier turn-off time RL =2kΩ, Vout = VCC+ - 0.5 V to VCC+ - 0.7 V 20 ns VIH SHDN logic high 1.35 V VIL SHDN logic low 0.6 V IIH SHDN current high SHDN = VCC+ 10 pA IIL SHDN current low SHDN = VCC- 10 pA IOLeak Output leakage in shutdown mode SHDN = VCC- 50 pA Tmin < Top < 125° C 1 nA |