công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TOP268EG bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - Power Integrations, Inc.

tên linh kiện TOP268EG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Off-Line Switcher with EcoSmart Technology for Highly Efficient Power Supplies
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWERINT [Power Integrations, Inc.]
Trang chủ  http://www.powerint.com
Logo POWERINT - Power Integrations, Inc.

TOP268EG bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - Power Integrations, Inc.

Back Button TOP268EG Datasheet HTML 28Page - Power Integrations, Inc. TOP268EG Datasheet HTML 29Page - Power Integrations, Inc. TOP268EG Datasheet HTML 30Page - Power Integrations, Inc. TOP268EG Datasheet HTML 31Page - Power Integrations, Inc. TOP268EG Datasheet HTML 32Page - Power Integrations, Inc. TOP268EG Datasheet HTML 33Page - Power Integrations, Inc. TOP268EG Datasheet HTML 34Page - Power Integrations, Inc. TOP268EG Datasheet HTML 35Page - Power Integrations, Inc. TOP268EG Datasheet HTML 36Page - Power Integrations, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 36 page
background image
Rev. B 03/10
33
TOP264-271
www.powerint.com
Typical Performance Characteristics (cont.)
Figure 48. C
OSS vs. DRAIN Voltage.
Figure 49. DRAIN Capacitance Power.
Figure 50. Remote OFF DRAIN Supply Current vs. Temperature.
0
100
200
300
400
500
600
10
100
1000
10000
Drain Pin Voltage (V)
TOP271
1.62
TOP270
1.42
TOP269
1.17
TOP268
1.00
TOP267
0.85
TOP266
0.61
TOP265
0.42
TOP264
0.32
Scaling Factors:
500
400
200
100
300
0
0
200
100
400 500 600
300
700
Drain Pin Voltage (V)
132 kHz
66 kHz
TOP271
1.62
TOP270
1.42
TOP269
1.17
TOP268
1.00
TOP267
0.85
TOP266
0.61
TOP265
0.42
TOP264
0.32
Scaling Factors:
1.2
0.8
1.0
0
-50
0
-25
50
25
100
75
125 150
Junction Temperature (
°C)
0.2
0.4
0.6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com