công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMD050F bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện SMD050F
Giải thích chi tiết về linh kiện  PolySwitch Resettable Devices Surface-mount Devices
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

SMD050F bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Tyco Electronics

Back Button SMD050F Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics SMD050F Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics SMD050F Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics SMD050F Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics SMD050F Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics SMD050F Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics SMD050F Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics SMD050F Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics SMD050F Datasheet HTML 10Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
96
RoHS Compliant, ELV Compliant
HF Halogen Free
10
femtoSMDC Series
Size 1608 mm/0603 mils
femtoSMDC005F*
0.05
0.15
15
40
0.50
0.50
0.10
3.80
30.00
S2
femtoSMDC010F*
0.10
0.25
12
40
0.50
0.70
0.10
1.70
8.00
S2
femtoSMDC016F
0.16
0.40
9
40
0.50
1.00
0.10
1.00
4.20
S2
picoSMDC Series
Size 2012 mm/0805 mils
picoSMDC010S*
0.10
0.30
15
100
0.50
0.50
0.60
1.50
11.00
S2
picoSMDC012S*
0.12
0.30
15
100
0.50
1.00
0.10
1.50
9.00
S2
picoSMDC020S
0.20
0.47
9
100
0.50
2.00
0.10
0.75
3.20
S2
picoSMDC035S
0.35
0.75
6
100
0.50
1.75
0.20
0.35
1.40
S2
picoSMDC075S*
0.75
1.72
6
100
0.60
8.00
0.10
0.10
0.35
S2
picoSMDC100S*
1.00
2.10
6
70
0.60
8.00
0.20
0.06
0.19
S2
nanoSMDC Series
Size 3216 mm/1206 mils
nanoSMDC012F
0.12
0.39
48
10
0.50
1.00
0.20
1.40
6.50
S2
nanoSMDC016F
0.16
0.45
48
10
0.50
1.00
0.30
1.10
5.00
S2
nanoSMDC020F
0.20
0.42
24
100
0.60
8.00
0.10
0.65
3.10
S2
nanoSMDC035F
0.35
0.75
16
20
0.60
3.50
0.10
0.45
1.35
S2
nanoSMDC050F/13.2
0.50
1.10
13.2
100
0.80
8.00
0.10
0.20
0.75
S2
nanoSMDC075F
0.75
1.50
6
100
0.80
8.00
0.10
0.09
0.30
S2
nanoSMDC110F
1.10
2.20
6
100
0.80
8.00
0.10
0.07
0.20
S2
nanoSMDC150F
1.50
3.00
6
100
0.80
8.00
0.30
0.04
0.11
S2
nanoSMDC200F
2.00
4.00
6
100
1.00
8.00
1.50
0.02
0.072
S2
microSMD Series
Size 3225 mm/1210 mils
microSMD005F
0.05
0.15
30
10
1.00
0.25
1.50
3.60
50.00
S2
microSMD010F
0.10
0.25
30
10
0.80
0.50
1.00
2.10
15.00
S2
microSMD035F
0.35
0.75
6
40
0.80
8.00
0.20
0.32
1.30
S2
microSMD050F
0.50
1.00
13.2
40
0.80
8.00
0.05
0.25
0.90
S2
microSMD075F
0.75
1.50
6
40
0.80
8.00
0.10
0.11
0.40
S2
microSMD110F
1.10
2.20
6
40
0.80
8.00
0.20
0.07
0.21
S2
microSMD150F
1.50
3.00
6
40
0.80
8.00
1.00
0.04
0.11
S2
microSMD175F
1.75
3.50
6
40
0.80
8.00
0.80
0.025
0.08
S2
microSMD200F
2.00
4.00
6
100
0.80
8.00
2.50
0.020
0.06
S2
miniSMDC Series
Size 4532 mm/1812 mils
miniSMDC010F
0.10
0.30
60
40
0.75
0.50
5.00
0.70
12.70
S2
miniSMDC014F
0.14
0.28
60
10
0.75
8.00
0.008
1.50
6.00
S2
miniSMDC020F
0.20
0.40
30
10
0.80
8.00
0.02
0.60
3.30
S2
miniSMDC030F
0.30
0.60
30
40
0.80
8.00
0.10
0.20
1.75
S2
miniSMDC050F
0.50
1.00
24
100
0.80
8.00
0.15
0.15
1.00
S2
miniSMDC075F
0.75
1.50
13.2
100
1.00
8.00
0.20
0.11
0.45
S2
miniSMDC075F/24
0.75
1.50
24
40
0.80
8.00
0.30
0.09
0.29
S2
miniSMDC100F
1.10
2.20
8
100
1.20
8.00
0.30
0.04
0.21
S2
miniSMDC110F
1.10
2.20
8
100
1.20
8.00
0.30
0.04
0.21
S2
miniSMDC110F/16
1.10
2.20
16
100
0.80
8.00
0.30
0.06
0.18
S2
miniSMDC110F/24
1.10
2.20
24
20
0.80
8.00
0.50
0.06
0.18
S2
miniSMDC125F
1.25
2.50
6
100
0.80
8.00
0.40
0.05
0.14
S2
miniSMDC125F/16
1.25
2.50
16
100
0.80
8.00
0.40
0.05
0.14
S2
miniSMDC150F
1.50
3.00
6
100
0.80
8.00
0.50
0.04
0.11
S2
miniSMDC150F/12
1.50
2.80
12
100
0.80
8.00
0.50
0.04
0.11
S2
miniSMDC150F/16
1.50
2.80
16
100
0.80
8.00
0.50
0.04
0.11
S2
miniSMDC150F/24
1.50
3.00
24
20
1.00
8.00
1.50
0.04
0.12
S2
miniSMDC160F
1.60
3.20
9
100
0.80
8.00
1.00
0.03
0.10
S2
miniSMDC200F
2.00
4.00
8
100
1.00
8.00
5.00
0.020
0.070
S2
miniSMDC260F
2.60
5.00
6
100
1.00
8.00
5.00
0.015
0.043
S2
miniSMDC260F/12
2.60
5.00
12
100
1.00
8.00
5.00
0.015
0.047
S2
miniSMDC260F/13.2
2.60
5.00
13.2
100
1.20
8.00
5.00
0.015
0.050
S2
miniSMDC260F/16
2.60
5.00
16
100
1.20
8.00
5.00
0.015
0.050
S2
miniSMDC300F
3.00
6.00
6
100
1.00
8.00
5.00
0.011
0.036
S2
* Data is preliminary
Part Number
IH
(A)
IT
(A)
VMAX
(VDC)
IMAX
(A)
PD MAX
(W)
Max. Time-to-Trip
(A)
(S)
RMIN
(
Ω)
R1MAX
(
Ω)
Figure for
Dimensions
Table S3 Electrical Characteristics for Surface-mount Devices at Room Temperature
coming
soon
coming
soon
NEW
coming
soon
coming
soon
NEW
NEW
coming
soon
coming
soon
NEW
NEW
NEW
NEW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com