công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LVR008K bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện LVR008K
Giải thích chi tiết về linh kiện  PolySwitch Resettable Devices
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

LVR008K bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Tyco Electronics

  LVR008K Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics LVR008K Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics LVR008K Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics LVR008K Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics LVR008K Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics LVR008K Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics LVR008K Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics LVR008K Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics LVR008K Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 27 page
background image
Table R2 - Thermal Derating for Radial-leaded Devices [Hold Current (A) at Ambient Temperature (°C)]
Maximum Ambient Temperature
-40°C
-20°C
0°C
20°C
25°C40°C50°C60°C70°C85°C
125°C
Part Number
RHEF
16V - High Temperature
RHEF650
8.80
8.10
7.40
6.70
6.50
5.70
5.30
4.80
4.30
3.60
1.60
RHEF700
9.51
8.73
7.95
7.20
7.00
6.17
5.61
5.15
4.66
3.88
1.73
RHEF750
10.20
9.40
8.60
7.70
7.50
6.60
6.10
5.60
5.00
4.10
1.90
RHEF800
10.87
9.98
9.08
8.23
8.00
7.06
6.41
5.88
5.33
4.43
1.97
RHEF900
12.21
11.19
10.16
9.26
9.00
7.97
7.20
6.56
6.04
5.01
2.19
RHEF1000
13.60
12.50
11.40
10.30
10.00
8.80
8.10
7.40
6.60
5.50
2.50
RHEF1100
14.94
13.72
12.49
11.31
11.00
9.70
8.82
8.09
7.32
6.09
2.71
RHEF1300
17.70
16.30
14.80
13.40
13.00
11.40
10.50
9.60
8.60
7.20
3.30
RHEF1400
19.01
17.46
15.89
14.40
14.00
12.35
11.22
10.29
9.32
7.76
3.45
RHEF1500
20.40
18.80
17.10
15.50
15.00
13.20
12.10
11.10
9.90
8.30
3.80
RUSBF
6V
RUSBF075
1.05
0.95
0.85
0.75
0.73
0.65
0.60
0.55
0.50
0.43
—
RUSBF120
1.69
1.52
1.36
1.20
1.16
1.04
0.96
0.88
0.80
0.68
—
RUSBF155
2.17
1.96
1.75
1.55
1.50
1.34
1.24
1.14
1.03
0.88
—
A=LVR
B=LVRL
RXEF and
BBRF
Figures R1-R5 - Thermal Derating Curve for Radial-leaded Devices
Ambient Temperature (°C)
Figure R1
Figure R2
–40
–20
0
20
40
60
80
0
50
100
150
200
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
A
B
Ambient Temperature (°C)
Cont'd
...
13
114



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com