công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P89LPC9331 bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện P89LPC9331
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core, 4 kB/8 kB/16 kB 3 V byte-erasable flash with 8-bit ADCs
PDF  93 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

P89LPC9331 bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - NXP Semiconductors

Back Button P89LPC9331 Datasheet HTML 81Page - NXP Semiconductors P89LPC9331 Datasheet HTML 82Page - NXP Semiconductors P89LPC9331 Datasheet HTML 83Page - NXP Semiconductors P89LPC9331 Datasheet HTML 84Page - NXP Semiconductors P89LPC9331 Datasheet HTML 85Page - NXP Semiconductors P89LPC9331 Datasheet HTML 86Page - NXP Semiconductors P89LPC9331 Datasheet HTML 87Page - NXP Semiconductors P89LPC9331 Datasheet HTML 88Page - NXP Semiconductors P89LPC9331 Datasheet HTML 89Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 85 / 93 page
background image
P89LPC9331_9341_9351_9361_3
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 2 June 2009
85 of 93
NXP Semiconductors
P89LPC9331/9341/9351/9361
8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core
Fig 48. ADC conversion timing
adc_clk
serial_data_out
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
1234
567
8
9
10
11
12
13
clk
ADCDATA_REG
ADCDATA
002aae371
start trigger



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93