công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P89LPC9211FDH bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện P89LPC9211FDH
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 2 kB/4 kB/8 kB 3 V byte-erasable flash with 8-bit ADC
PDF  74 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

P89LPC9211FDH bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - NXP Semiconductors

Back Button P89LPC9211FDH Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors P89LPC9211FDH Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors P89LPC9211FDH Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors P89LPC9211FDH Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors P89LPC9211FDH Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors P89LPC9211FDH Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors P89LPC9211FDH Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors P89LPC9211FDH Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors P89LPC9211FDH Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 74 page
background image
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
AD1DAT1
A/D_0 data
register 1
D6H
00
0000 0000
AD1DAT2
A/D_0 data
register 2
D7H
00
0000 0000
AD1DAT3
A/D_0 data
register 3
F5H
00
0000 0000
AUXR1
Auxiliary
function
register
A2H
CLKLP
EBRR
ENT1
ENT0
SRST
0
-
DPS
00
0000 00x0
Bit address
F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
F0
B*
B register
F0H
00
0000 0000
BRGR0[2]
Baud rate
generator 0
rate low
BEH
00
0000 0000
BRGR1[2]
Baud rate
generator 0
rate high
BFH
00
0000 0000
BRGCON
Baud rate
generator 0
control
BDH
-
-
-
-
-
-
SBRGS
BRGEN
00[2]
xxxx xx00
CMP1
Comparator 1
control register
ACH
-
-
CE1
CP1
CN1
OE1
CO1
CMF1
00[1]
xx00 0000
CMP2
Comparator 2
control register
ADH
-
-
CE2
CP2
CN2
OE2
CO2
CMF2
00[1]
xx00 0000
DIVM
CPU clock
divide-by-M
control
95H
00
0000 0000
DPTR
Data pointer
(2 bytes)
DPH
Data pointer
high
83H
00
0000 0000
DPL
Data pointer
low
82H
00
0000 0000
Table 6.
Special function registers - P89LPC9241/9251 …continued
* indicates SFRs that are bit addressable.
Name
Description
SFR
addr.
Bit functions and addresses
Reset value
MSB
LSB
Hex
Binary



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com