công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STMPE821 bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STMPE821
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-channel capacitive touch key controller
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STMPE821 bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - STMicroelectronics

Back Button STMPE821_09 Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics STMPE821_09 Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics STMPE821_09 Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics STMPE821_09 Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics STMPE821_09 Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics STMPE821_09 Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics STMPE821_09 Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics STMPE821_09 Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STMPE821_09 Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 55 page
background image
STMPE821
Package mechanical data
51/55
Figure 12.
Footprint recommendations for QFN16 (2.6 x 1.8 x 0.55 mm) - 0.40 mm
pitch
1.
Drawing not to scale.
2.
Dimensions are in millimeters.
Table 14.
Mechanical data for QFN16 (2.6 x 1.8 x 0.55 mm) - 0.40 mm pitch
Symbol
Millimeters
Typ
Min
Max
A
0.55
0.45
0.60
A1
0.02
0
0.05
b
0.20
0.15
0.25
D
2.60
2.50
2.70
E
1.80
1.70
1.90
e
0.40
−−
L
0.40
0.35
0.45
7874009



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com