công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACST830-8FPTR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ACST830-8FPTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Overvoltage protected AC switch
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ACST830-8FPTR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button ACST830-8FPTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ACST830-8FPTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ACST830-8FPTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ACST830-8FPTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ACST830-8FPTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ACST830-8FPTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ACST830-8FPTR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ACST830-8FPTR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ACST830-8FPTR Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
Package information
ACST8
10/13
Doc ID 7463 Rev 7
Table 7.
TO-220FPAB dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
B
2.5
2.7
0.098
0.106
D
2.5
2.75
0.098
0.108
E
0.45
0.70
0.018
0.027
F
0.75
1
0.030
0.039
F1
1.15
1.70
0.045
0.067
F2
1.15
1.70
0.045
0.067
G
4.95
5.20
0.195
0.205
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H
10
10.4
0.393
0.409
L2
16 Typ.
0.63 Typ.
L3
28.6
30.6
1.126
1.205
L4
9.8
10.6
0.386
0.417
L5
2.9
3.6
0.114
0.142
L6
15.9
16.4
0.626
0.646
L7
9.00
9.30
0.354
0.366
Diam.
3.00
3.20
0.118
0.126
H
A
B
Dia
L7
L6
L5
F1
F2
F
D
E
L4
G1
G
L2
L3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13