| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM211P bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM211P bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Texas Instruments |
|
16 / 28 page ![]() LM111, LM211, LM311 DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES SLCS007H − SEPTEMBER 1973 − REVISED AUGUST 2003 16 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 APPLICATION INFORMATION 300 Ω VCC+ VCC− 100 k Ω Output 100 k Ω 47 Ω 10 k Ω 620 Ω Input 0.1 μF 300 Ω 620 Ω 1 2 BAL/STRB BAL/STRB Figure 28. Switching Power Amplifier V+ 0.22 μF 300 k Ω 620 Ω 1 VCC− 2 VCC− 620 Ω 620 Ω 620 Ω 620 Ω 620 Ω 39 k Ω 510 Ω 510 Ω 15 k Ω 15 k Ω 39 k Ω 300 k Ω Outputs VCC+ Input Reference BAL/STRB BAL/STRB Figure 29. Switching Power Amplifiers |