công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC10F222E/MC bảng dữ liệu(PDF) 66 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC10F222E/MC
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Performance Microcontrollers with 8-bit A/D
PDF  86 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC10F222E/MC bảng dữ liệu(HTML) 66 Page - Microchip Technology

Back Button PIC10F222E/MC Datasheet HTML 62Page - Microchip Technology PIC10F222E/MC Datasheet HTML 63Page - Microchip Technology PIC10F222E/MC Datasheet HTML 64Page - Microchip Technology PIC10F222E/MC Datasheet HTML 65Page - Microchip Technology PIC10F222E/MC Datasheet HTML 66Page - Microchip Technology PIC10F222E/MC Datasheet HTML 67Page - Microchip Technology PIC10F222E/MC Datasheet HTML 68Page - Microchip Technology PIC10F222E/MC Datasheet HTML 69Page - Microchip Technology PIC10F222E/MC Datasheet HTML 70Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 66 / 86 page
background image
PIC10F220/222
DS41270E-page 64
© 2007 Microchip Technology Inc.
FIGURE 11-6:
MAXIMUM WDT IPD vs. VDD OVER TEMPERATURE
FIGURE 11-7:
WDT TIME-OUT vs. VDD OVER TEMPERATURE (NO PRESCALER)
Maximum
Max. 125°C
Max. 85°C
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
VDD (V)
Maximum: Mean (Worst Case Temp) + 3
σ
(-40°C to 125°C)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
VDD (V)
Typical: Statistical Mean @25°C
Maximum: Mean (Worst Case Temp) + 3
σ
(-40°C to 125°C)
Max. 125°C
Max. 85°C
Typical. 25°C
Min. -40°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com