công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC10F220E/P bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC10F220E/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Performance Microcontrollers with 8-bit A/D
PDF  86 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC10F220E/P bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - Microchip Technology

Back Button PIC10F220E/P Datasheet HTML 60Page - Microchip Technology PIC10F220E/P Datasheet HTML 61Page - Microchip Technology PIC10F220E/P Datasheet HTML 62Page - Microchip Technology PIC10F220E/P Datasheet HTML 63Page - Microchip Technology PIC10F220E/P Datasheet HTML 64Page - Microchip Technology PIC10F220E/P Datasheet HTML 65Page - Microchip Technology PIC10F220E/P Datasheet HTML 66Page - Microchip Technology PIC10F220E/P Datasheet HTML 67Page - Microchip Technology PIC10F220E/P Datasheet HTML 68Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 64 / 86 page
background image
PIC10F220/222
DS41270E-page 62
© 2007 Microchip Technology Inc.
FIGURE 11-2:
IDD vs. VDD OVER FOSC (8 MHZ)
FIGURE 11-3:
TYPICAL IPD vs. VDD (SLEEP MODE, ALL PERIPHERALS DISABLED)
Typical
(Sleep Mode all Peripherals Disabled)
0.0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
VDD (V)
Typical: Statistical Mean @25°C
Maximum: Mean (Worst Case Temp) + 3
σ
(-40°C to 125°C)
Maximum
Typical
8 MHz
8 MHz
Typical
(Sleep Mode all Peripherals Disabled)
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
VDD (V)
Typical: Statistical Mean @25°C
0.10
0.0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com