| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74LVC1G99GD bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74LVC1G99GD bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors |
|
10 / 29 page ![]() 74LVC1G99_4 All information provided in this document is subject to legal disclaimers. © NXP B.V. 2010. All rights reserved. Product data sheet Rev. 04 — 16 April 2010 10 of 29 NXP Semiconductors 74LVC1G99 Ultra-configurable multiple function gate; 3-state [1] H = HIGH voltage level; L = LOW voltage level. [1] H = HIGH voltage level; L = LOW voltage level. Table 15. Function table[1] See Figure 15. Number of inputs Function Input AND/NAND OR/NOR OE A B C D 2 3-state NAND 3-state OR L input 1 L input 2 H 2 3-state NAND 3-state OR L H input 2 input 1 L Fig 15. 3-state AND/NOR function 001aah335 OE input 1 input 2 Y OE input 1 input 2 Y Table 16. Function table[1] See Figure 16. Number of inputs Function Input AND/NAND OR/NOR OE A B C D 2 3-state NAND 3-state OR L input 1 H input 2 L 2 3-state NAND 3-state OR L input 2 H input 1 L Fig 16. 3-state AND/NOR function 001aah336 OE input 1 input 2 Y OE input 1 input 2 Y |