công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320DM647ZUT1 bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320DM647ZUT1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital Media Processor
PDF  181 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320DM647ZUT1 bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320DM647ZUT1 Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT1 Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT1 Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT1 Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT1 Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT1 Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT1 Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT1 Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT1 Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 181 page
background image
TMS320DM647
TMS320DM648
www.ti.com
SPRS372F – JANUARY 2010 – REVISED SEPTEMBER 2009
3.2.5
KEY_REG (write protection)
KEY_REG protects against accidental writes to certain system configuration registers. The complete set of
registers protected by the KEY_REG is:
•
PINMUX
•
BOOTCFG
•
PRI_ALLOC
•
CFGPLL
•
CFGRX0
•
CFGTX0
•
CFGRX1
•
CFGTX1
•
MAC_ADDR_RW0
•
MAC_ADDR_RW1
Writes to these registers are locked/blocked by default. To enable writes to these registers, write
0xADDDECAF to the KEY_REG. After enabling writes to protected registers by doing the above, the
register writes should occur within 10000 CPU/6 cycles, after which the key will be reset.
Figure 3-5. KEY_REG
31
0
KEY_REG
W-0x00000000
LEGEND: R/W = Read/Write; R = Read only; -n = value after reset
Copyright © 2010–2009, Texas Instruments Incorporated
Device Configuration
43
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): TMS320DM647 TMS320DM648



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com