công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC3G07GD bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC3G07GD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Triple buffer with open-drain outputs
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HC3G07GD bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC3G07GD Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HC3G07GD Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC3G07GD Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC3G07GD Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC3G07GD Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC3G07GD Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC3G07GD Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC3G07GD Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC3G07GD Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
74HC_HCT3G07_2
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 12 May 2009
7 of 13
NXP Semiconductors
74HC3G07; 74HCT3G07
Triple buffer with open-drain outputs
Test data is given in Table 10.
Definitions for test circuit:
RT = Termination resistance should be equal to output impedance Zo of the pulse generator.
CL = Load capacitance including jig and probe capacitance.
RL = Load resistance.
S1 = Test selection switch.
Fig 7.
Test circuit for measuring switching times
VM
VM
tW
tW
10 %
90 %
0 V
VI
VI
negative
pulse
positive
pulse
0 V
VM
VM
90 %
10 %
tf
tr
tr
tf
001aad983
DUT
VCC
VCC
VI
VO
RT
RL
S1
CL
open
G
Table 10.
Test data
Type
Input
Load
S1 position
VI
tr, tf
CL
RL
tPZL, tPLZ
74HC3G07
GND to VCC
≤ 6 ns
50 pF
1 k
Ω
VCC
74HCT3G07
GND to 3 V
≤ 6 ns
50 pF
1 k
Ω
VCC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com