công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FR1004 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diotech Company.

tên linh kiện FR1004
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAST RECOVERY RECTIFIER
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOTECH [Diotech Company.]
Trang chủ  http://www.kdiode.com
Logo DIOTECH - Diotech Company.

FR1004 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diotech Company.

  FR1004 Datasheet HTML 1Page - Diotech Company. FR1004 Datasheet HTML 2Page - Diotech Company.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
FR1001 THRU FR1007
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0
0
25
50
75
100
125
150
175
300
250
200
150
100
50
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.5
0.1
1.0
10
100
0.01
0.1
1
10
100
100
10
1
0.1
REVERSE VOLTAGE,VOLTS
t,PULSE DURATION,sec.
FIG. 5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
FIG. 6-TYPICAL TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
FIG. 3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
FIG. 2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD
SURGE CURRENT
FIG. 1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE
INSTANTANEOUS FORWARD VOLEAGE,
VOLTS
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive or
inductive Load
1
10
100
0.1
1
10
200
100
TJ=25 C
10
100
1000
2000
0
20
40
60
80
100
1,000
100
10
1
0.1
0.01
PERCENT OF PEAK REVERSE VOLTAGE,%
FIG. 4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
AMBIENT TEMPERATURE, C
TJ=100 C
TJ=25 C
TJ=25 C
PULSE WIDTH=300 ms
1%DUTY CYCLE
8.3ms SINGLE HALF SINE-WAVE
(JEDEC Method)



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com