công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FTR-K1AL048WLABG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - fujitsu semiconductor

tên linh kiện FTR-K1AL048WLABG
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWER RELAY 1 POLE - 10A High Sensitivity
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor

FTR-K1AL048WLABG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - fujitsu semiconductor

  FTR-K1AL048WLABG Datasheet HTML 1Page - fujitsu semiconductor FTR-K1AL048WLABG Datasheet HTML 2Page - fujitsu semiconductor FTR-K1AL048WLABG Datasheet HTML 3Page - fujitsu semiconductor FTR-K1AL048WLABG Datasheet HTML 4Page - fujitsu semiconductor FTR-K1AL048WLABG Datasheet HTML 5Page - fujitsu semiconductor FTR-K1AL048WLABG Datasheet HTML 6Page - fujitsu semiconductor FTR-K1AL048WLABG Datasheet HTML 7Page - fujitsu semiconductor FTR-K1AL048WLABG Datasheet HTML 8Page - fujitsu semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
3
FTR-K1 SERIES
n
SPECIFICATIONS
Item
FTR-KAL()W-(LA,LB)
Contact Arrangement
formA
Material
AgSnO2
Resistance(initial)
Maximum100mΩat1A,6VDC
Rating
0A,250VAC
MaximumCarryingCurrent*1
0A
MaximumSwitchingRating
2,500VA
MaximumSwitchingVoltage
440VAC
MinimumSwitchingLoad*2
0mA5VDC
Coil
NominalPower(at20ºC)
250mW
OperatePower(at20ºC)
4mW
OperatingTemperature
-40ºCto+85ºC(nofrost),(LB:-40ºCto+05ºC)
Time
Value
Operate(withoutdiode)
Maximum15ms(atnominalvoltage,nobounce)
Release(withoutdiode)
Maximum5ms(atnominalvoltage,nobounce)
Life
Mechanical
20x106operationsminimum
Electrical
ACContactrating
100x103operationsmin.
DCcontactrating
-
Other
Vibration
Resistance
Misoperation
10to55Hz,atdoubleamplitudeof0.7mm
Endurance
0-55Hz,atdoubleamplitudeof.5mm
Shock
Resistance
Misoperation
Min.00m/s2(±ms)
Endurance
Min.,000m/s2(6±ms)
Weight
Approximately13g
*NeedtoconsidertheheatfromPCBwhenmax.currentismorethan10A.
*2 Minimumswitchingloadsmentionedabovearereferencevalues.Pleaseperformtheconfirmationtestwiththeactual
loadbeforeproductionsincereferencevaluesmayvaryaccordingtoswitchingfrequencies,environmentalconditions
andexpectedreliabilitylevels.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com