công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CON-P30 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Ferroxcube International Holding B.V.

tên linh kiện CON-P30
Giải thích chi tiết về linh kiện  P cores and accessories
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FERROXCUBE [Ferroxcube International Holding B.V.]
Trang chủ  http://www.ferroxcube.com
Logo FERROXCUBE - Ferroxcube International Holding B.V.

CON-P30 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Ferroxcube International Holding B.V.

  CON-P30 Datasheet HTML 1Page - Ferroxcube International Holding B.V. CON-P30 Datasheet HTML 2Page - Ferroxcube International Holding B.V. CON-P30 Datasheet HTML 3Page - Ferroxcube International Holding B.V.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
2004 Sep 01
6
Ferroxcube
P cores and accessories
P30/19
MOUNTING PARTS
General data and ordering information
ITEM
REMARKS
FIGURE
TYPE NUMBER
Tag plate
material: phenolformaldehyde (PF), glass reinforced
4
TGP-P30/19-C
flame retardant: in accordance with “UL 94V-0”;
UL file number E41429
maximum operating temperature: 180
°C, “IEC 60085”, class H
pins: copper-tin alloy (CuSn), tin (Sn) plated
resistance to soldering heat in accordance with
“IEC 60068-2-20” , Part 2, Test Tb, method 1B: 350
°C, 3.5 s
solderability in accordance with “IEC 60068-2-20”, Part 2,
Test Ta, method 1: 235
°C, 2 s
Container
copper-zinc alloy (CuZn), tin (Sn) plated
5
CON-P30/19
earth pins: presoldered
Spring
CrNi-steel
6
SPR-P30/19
spring force:
≈250 N when mounted
Clamp
spring steel, tin-plated
7
CLM/TS-P30/19
Fig.4 Tag plate: TGP-P30/19-C.
Dimensions in mm.
handbook, full pagewidth
2.1
6
2.2
20
15.24
10.16
10.16
5.08
15.24
mark
32.4 max.
4.8
∅8.4
∅0.8
2.54
CBW272
1.3 +
0.15
0


Số phần tương tự - CON-P30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ferroxcube Internationa...
CON-P36 FERROXCUBE-CON-P36 Datasheet
34Kb / 3P
P cores and accessories
More results

Mô tả tương tự - CON-P30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ferroxcube Internationa...
CP-P30-1S FERROXCUBE-CP-P30-1S Datasheet
34Kb / 1P
P cores and accessories
CP-P42-1S-A FERROXCUBE-CP-P42-1S-A Datasheet
79Kb / 1P
P cores and accessories
P11 FERROXCUBE-P11 Datasheet
98Kb / 10P
P cores and accessories
P11I FERROXCUBE-P11I Datasheet
49Kb / 4P
P cores and accessories
P14 FERROXCUBE-P14 Datasheet
115Kb / 12P
P cores and accessories
P14 FERROXCUBE-P14_1 Datasheet
39Kb / 3P
P cores and accessories
P18 FERROXCUBE-P18 Datasheet
104Kb / 10P
P cores and accessories
P26 FERROXCUBE-P26_1 Datasheet
34Kb / 3P
P cores and accessories
P26I FERROXCUBE-P26I Datasheet
52Kb / 4P
P cores and accessories
ADJ-P18 FERROXCUBE-ADJ-P18 Datasheet
59Kb / 1P
P cores and accessories
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com