công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPRND4100RCC2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Token Electronics Industry Co., Ltd.

tên linh kiện UPRND4100RCC2
Giải thích chi tiết về linh kiện  UPRND Network Precision Resistors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOKEN [Token Electronics Industry Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.token.com.tw
Logo TOKEN - Token Electronics Industry Co., Ltd.

UPRND4100RCC2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Token Electronics Industry Co., Ltd.

  UPRND4100RCC2 Datasheet HTML 1Page - Token Electronics Industry Co., Ltd. UPRND4100RCC2 Datasheet HTML 2Page - Token Electronics Industry Co., Ltd. UPRND4100RCC2 Datasheet HTML 3Page - Token Electronics Industry Co., Ltd. UPRND4100RCC2 Datasheet HTML 4Page - Token Electronics Industry Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
How to Order
4
100R
B
UPRND
C
04 of 04
Number of Pins: 2, 4, 11
Code
Resistance Value (%)
10R
10Ω
100R
100Ω
1K
1KΩ
1M
1MΩ
Resistance Value (Ω)
Part Number: UPRND
Code
Resistance Tolerance (%)
Absolute
A2
±0.02 %
A5
±0.05 %
B
±0.10 %
C
±0.25 %
D
±0.50 %
F
±1.00 %
Relative
T
±0.01 %
A2
±0.02 %
A5
±0.05 %
B
±0.10 %
Resistance Tolerance (%)
Code Temperature Coefficient
(ppm/°C)
Absolute
C7
±5 ppm/°C
C6
±10 ppm/°C
C5
±15 ppm/°C
C3
±25 ppm/°C
C2
±50 ppm/°C
Relative
C10
±2 ppm/°C
C9
±3 ppm/°C
C7
±5 ppm/S°C
C6
±10 ppm/°C
C5
±15 ppm/°C
Temperature Coefficient (ppm/°C)
Version 2010
Back to 1st Page - Precision Resistor Network (UPRND)
UPRND Network Precision Resistors
TOKEN
http://www.token.com.tw/
rfq token.com.tw



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com