công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X28C256F-35 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Xicor Inc.

tên linh kiện X28C256F-35
Giải thích chi tiết về linh kiện  5 Volt, Byte Alterable E2PROM
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  XICOR [Xicor Inc.]
Trang chủ  http://www.xicor.com
Logo XICOR - Xicor Inc.

X28C256F-35 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Xicor Inc.

Back Button X28C256F-35 Datasheet HTML 16Page - Xicor Inc. X28C256F-35 Datasheet HTML 17Page - Xicor Inc. X28C256F-35 Datasheet HTML 18Page - Xicor Inc. X28C256F-35 Datasheet HTML 19Page - Xicor Inc. X28C256F-35 Datasheet HTML 20Page - Xicor Inc. X28C256F-35 Datasheet HTML 21Page - Xicor Inc. X28C256F-35 Datasheet HTML 22Page - Xicor Inc. X28C256F-35 Datasheet HTML 23Page - Xicor Inc. X28C256F-35 Datasheet HTML 24Page - Xicor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 24 page
background image
22
X28C256
PACKAGING INFORMATION
28-LEAD PLASTIC SMALL OUTLINE GULL WING PACKAGE TYPE S
0.299 (7.59)
0.290 (7.37)
0.419 (10.64)
0.394 (10.01)
0.020 (0.508)
0.014 (0.356)
0.0200 (0.5080)
0.0100 (0.2540)
0.050 (1.270)
BSC
0.713 (18.11)
0.697 (17.70)
0.012 (0.30)
0.003 (0.08)
0.105 (2.67)
0.092 (2.34)
0.0350 (0.8890)
0.0160 (0.4064)
0.013 (0.32)
0.008 (0.20)
0
° – 8°
X 45
°
3926 FHD F17
NOTES:
1. ALL DIMENSIONS IN INCHES (IN PARENTHESES IN MILLIMETERS)
2. FORMED LEAD SHALL BE PLANAR WITH RESPECT TO ONE ANOTHER WITHIN 0.004 INCHES
SEATING PLANE
BASE PLANE
0.42" MAX
0.030" TYPICAL
28 PLACES
0.050" TYPICAL
0.050"
TYPICAL
FOOTPRINT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com